công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD3552RFMC2Z bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD3552RFMC2Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 33 MUPS, Multispan, Multi-IO SPI DAC
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD3552RFMC2Z bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 45Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 46Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 47Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 48Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 49Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 50Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 51Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 52Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 53Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 60 page
background image
Data Sheet
AD3551R
REGISTERS
analog.com
Rev. 0 | 49 of 60
DAC REGISTER DETAILS
Reference Configuration Register
Address: 0x15, Reset: 0x00, Name: REFERENCE_CONFIG
This register controls the source and driving of the voltage reference.
Table 34. Bit Descriptions for REFERENCE_CONFIG
Bits
Bit Name
Settings
Description
Reset
Access
7
RESERVED
Reserved.
0x0
R
6
IDUMP_FASTMODE
IDUMP Buffer Fast Mode. Set this bit to increase the IDD of the IDUMP
buffer of the amplifier to allow for a greater gain bandwidth.
0x0
R/W
[5:2]
RESERVED
Reserved.
0x0
R
[1:0]
REFERENCE_VOLTAGE_SEL
Reference Voltage Selection. These two bits are used to select the
configuration of the reference voltage circuit.
0x0
R/W
00 Reference voltage generated internally. The VREF pin is floating.
01 Reference voltage generated internally and output on the VREF pin.
10 Reference voltage provided externally and input on the VREF pin.
11 Reference voltage provided externally and input on the VREF pin.
Error Alarm Mask Register
Address: 0x16, Reset: 0x00, Name: ERR_ALARM_MASK
This register selects which error conditions cause the assertion of the ALERT pin.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com