| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
28HS01GTAM03 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28HS01GTAM03 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Infineon Technologies AG |
|
17 / 138 page ![]() Datasheet 17 of 138 002-18216 Rev. *W 2022-01-18 256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™ Flash Octal interface, 1.8V/3.0V Interface overview Figure 17 SPI program transaction with command and octal address, data input (1S-8S-8S) 2.3.3 Octal peripheral interface (octal, 8S-8S-8S and 8D-8D-8D) Figure 18 Octal SDR transaction with command input Figure 19 Octal DDR transaction with command input CK CS# DQ[0] DQ[1] CMD [7] CMD [0] MSb LSb Din A [1 ] Din A+n [1 ] Input Data ADDR [Max-7] ADDR [0] Address ADDR [Max-6] ADDR [1] Din A [0 ] Din A+n [0 ] DQ[2] Din A [2 ] Din A+n [2 ] ADDR [Max-5] ADDR [2] DQ[3] Din A [3 ] Din A+n [3 ] ADDR [Max-4] ADDR [3] Din A+1 [1 ] Din A+1 [0 ] Din A+1 [2 ] Din A+1 [3 ] DQ[4] Din A [4 ] Din A+n [4 ] ADDR [Max-3] ADDR [4] DQ[5] Din A [5 ] Din A+n [5 ] ADDR [Max-2] ADDR [5] DQ[6] Din A [6 ] Din A+n [6 ] ADDR [Max-1] ADDR [6] Din A+1 [4 ] Din A+1 [5 ] Din A+1 [6 ] DQ[7] Din A [7 ] Din A+n [7 ] ADDR [Max] ADDR [7] Din A+1 [7 ] CMD [7:0] CMD [7:0] Command MSb LSb CK CS# DQ[7:0] CMD [7:0] CMD [7:0] Command MSb LSb CK CS# DQ[7:0] CMD [7:0] CMD [7:0] Command MSb LSb CK CS# DQ[7:0] CMD [7:0] CMD [7:0] Command MSb LSb CK CS# DQ[7:0] |