| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
28HS01GTAM03 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
28HS01GTAM03 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Infineon Technologies AG |
|
16 / 138 page ![]() Datasheet 16 of 138 002-18216 Rev. *W 2022-01-18 256Mb/512Mb/1Gb SEMPER™ Flash Octal interface, 1.8V/3.0V Interface overview 2.3.2 Octal output interface (Octal, 1S-1S-8S and 1S-8S-8S) (HL256T and HS256T only) Figure 15 SPI read transaction with command, address and octal output (1S-1S-8S) Figure 16 SPI program transaction with command, address and octal data input (1S-1S-8S) CK CS# DQ[0] DQ[1] CMD [7] CMD [0] MSb LSb Din A [1 ] Din A+n [1 ] Input Data ADDR [Max] ADDR [0] Address Din A [0 ] Din A+n [0 ] DQ[2] Din A [2 ] Din A+n [2 ] DQ[3] Din A [3 ] Din A+n [3 ] Din A+1 [1 ] Din A+1 [0 ] Din A+1 [2 ] Din A+1 [3 ] DQ[4] Din A [4 ] Din A+n [4 ] DQ[5] Din A [5 ] Din A+n [5 ] DQ[6] Din A [6 ] Din A+n [6 ] Din A+1 [4 ] Din A+1 [5 ] Din A+1 [6 ] DQ[7] Din A [7 ] Din A+n [7 ] Din A+1 [7 ] CK CS# DQ[0] DQ[1] CMD [7] CMD [0] MSb LSb Din A [1 ] Din A+n [1 ] Input Data ADDR [Max] ADDR [0] Address Din A [0 ] Din A+n [0 ] DQ[2] Din A [2 ] Din A+n [2 ] DQ[3] Din A [3 ] Din A+n [3 ] Din A+1 [1 ] Din A+1 [0 ] Din A+1 [2 ] Din A+1 [3 ] DQ[4] Din A [4 ] Din A+n [4 ] DQ[5] Din A [5 ] Din A+n [5 ] DQ[6] Din A [6 ] Din A+n [6 ] Din A+1 [4 ] Din A+1 [5 ] Din A+1 [6 ] DQ[7] Din A [7 ] Din A+n [7 ] Din A+1 [7 ] |