công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413FDJ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DG413FDJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected, SPST Analog Switches
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DG413FDJ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Maxim Integrated Products

Back Button DG413FDJ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 17 page
background image
Figure 3. DG413F Break-Before-Make Interval
Figure 4. Charge Injection
DG411F/DG412F/
DG413F
Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected,
SPST Analog Switches
www.maximintegrated.com
Maxim Integrated │ 14
Test Circuits/Timing Diagrams (continued)
VIN_
V+
GND
V+
NO_
COM_
10V
RL
CL
V-
V-
V- IS CONNECTED TO GND (0V) FOR SINGLE-SUPPLY OPERATION.
VOUT
DG413F
COM_
NC_
IN_
IN_
50%
3V
0V
VNO_, VNC_
VOUT
VIN_
0V
90%
tBBM
tR < 5ns
tF < 5ns
VIN_
V+
GND
V+ NO_ OR NC_
COM_
CL
V-
V-
V- IS CONNECTED TO GND (0V) FOR SINGLE-SUPPLY OPERATION.
VOUT
DG411F
DG412F
DG413F
IN_
RGEN
VGEN
0V
3V
∆VOUT
VIN_
VOUT
∆VOUT IS THE MEASURED VOLTAGE DUE TO CHARGE-
TRANSFER ERROR Q WHEN THE CHANNEL TURNS OFF
Q = ∆VOUT x CL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com