công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DG413FDJ bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện DG413FDJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected, SPST Analog Switches
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

DG413FDJ bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Maxim Integrated Products

Back Button DG413FDJ Datasheet HTML 5Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 6Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products DG413FDJ Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
INPUT OVERVOLTAGE vs. OUTPUT
DG411 toc17
GND
+25V
+15V
-22V
-15V
VCOM_
OUTPUT
GND
VNO_, VNC_
INPUT
20ms/div
FAULT STEP RESPONSE
(POSITIVE INPUT)
DG411 toc18
GND
VCOM_
OUTPUT
GND
VNO_, VNC
INPUT_
2ms/div
+5V
+25V
FAULT STEP RESPONSE
(NEGATIVE INPUT)
DG411 toc19
2ms/div
GND
VCOM_
OUTPUT
-5V
-5V
VNO_, VNC_
INPUT
-25V
GND
FAULT RECOVERY TIME
(POSITIVE INPUT)
DG411 toc20
1µs/div
GND
VCOM_
OUTPUT
+5V
VNO_, VNC_
INPUT
+25V
GND
+5V
FAULT RECOVERY TIME
(NEGATIVE INPUT)
DG411 toc21
1µs/div
GND
VCOM_
OUTPUT
-5V
VNO_, VNC_
INPUT
-5V
GND
-25V
FAULT RESPONSE
(V+ = 0, V- = -15V)
DG411 toc22
2ms/div
GND
VCOM_
OUTPUT
VNO_, VNC_
INPUT
+25V
GND
-25V
DG411F/DG412F/
DG413F
Quad, Rail-to-Rail, Fault-Protected,
SPST Analog Switches
Maxim Integrated │ 9
www.maximintegrated.com
Typical Operating Characteristics (continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com