công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T1X06000GA-N1-R3 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện T1X06000GA-N1-R3
Giải thích chi tiết về linh kiện  UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM (UPS)
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

T1X06000GA-N1-R3 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 31Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 32Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 33Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 34Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 35Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 36Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 37Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 38Page - Toshiba Semiconductor T1X06000GA-N1-R3 Datasheet HTML 39Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 118 page
background image
25
T1000 Series UPS 5.6-6kVA Installation and Operation Manual – 91074-005
9.5 LCD Display - Sub-Menu/Parameter Navigation
Sub-menus have parameters that can be monitored and/or
adjusted.
Example:
1. Open MENU and select sub-menu Settings, (Fig. 9-3a) by
pressing the
ENTER/MENU push button (Fig. 9-1 (5)).
2. Arrow down to sub-menu Output (Fig. 9-3b) and press
ENTER/MENU.
3. Arrow down to the parameter Rated Vout* (Fig. 9-3c) .
4. The parameter values display is different than the Menu/
Sub-menu/Parameter lists.
Each parameter takes two lines:
• The first line is the parameter name.
• The second line is the parameter value. (Fig. 9-3c)
5. Select the parameter Rated Vout. The parameter selection
display will open. It will display only one option at a time.
Scroll through the available choices using the up and down
push buttons until the correct value is displayed (Fig. 9-3d).
6. Press ENTER/MENU to load the new value. When the new
value is accepted, the display returns “Success”. (Fig. 9-3e)
7. Press the ESC/MUTE push button (Fig. 9-1(4)) to return to
the parameter screen (Fig. 9-3f).
8. Cycle power to the UPS to implement the new value. Do this
for any changes to parameters followed by an asterisks (*).
The shorthand for this operation is expressed:
MENU >
SETTINGS > OUTPUT > Rated Vout > Rated Vout: 200V
>Rated Vout*
200V
Rated Vout*
Success
FIGURE 9-3: PARAMETER DISPLAY
** SETTINGS **
Input
>Output
Battery
>Rated Vout*
240V
Rated Iout
25A
a
b
c
d
f
** MENU **
Quick Config
Monitor
>Settings
e
>Rated Vout*
200V
Rated Iout
25A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com