công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GLS85LP0512P bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Greenliant systems

tên linh kiện GLS85LP0512P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Grade PATA NANDrive
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GREENLIANT [Greenliant systems]
Trang chủ  https://www.greenliant.com/
Logo GREENLIANT - Greenliant systems

GLS85LP0512P bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Greenliant systems

  GLS85LP0512P Datasheet HTML 1Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 2Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 3Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 4Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 5Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 6Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 7Page - Greenliant systems GLS85LP0512P Datasheet HTML 8Page - Greenliant systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Factsheet 03.100
June 2019
These specifications are subject to change without notice.
06/28/2019
© 2019 Greenliant
6
S71431-F
GLS85LP0512P / 1002P / 1004P / 1008P
Industrial Grade PATA NANDrive™
3.1
Package Diagrams
3.1.1 FTE Package
Figure 3-1: PATA NANDrive 91-Ball, Ball Grid Array (BGA) Greenliant Package Code: FTE
Note:
All linear dimensions are in millimeters.
Un-tolerance dimensions are nominal target values.
Co-planarity: 0.15 mm.
Ball opening size is 0.40 mm (± 0.05 mm).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com