công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 145 page
background image
DS13105 Rev 8
99/145
STM32WLE5/E4xx
Electrical characteristics
133
Figure 18. HSI16 frequency versus temperature
TRIM
HSI16 user trimming step
Trimming code is not a
multiple of 48
0.2
0.3
0.4
%
Trimming code is a
multiple of 48
–4
–6
–8
DuCy(HSI16)
(2)
Duty cycle
-
45
-
55
∆Temp(HSI16) HSI16 oscillator frequency drift
Tj = 0 to 85 °C
–1
-
1
Tj = -40 to 125 °C
–2
-
1.5
∆VDD(HSI16) HSI16 oscillator frequency drift over VDD VDD = 1.8 V to 3.6 V
–0.1
-
0.05
tsu(HSI16)(2)
HSI16 oscillator start-up time
-
-
0.8
1.2
μs
tstab(HSI16)(2) HSI16 oscillator stabilization time
-
-
3
5
IDD(HSI16)(2) HSI16 oscillator power consumption
-
-
155
190
μA
1. Guaranteed by characterization results.
2. Guaranteed by design.
Table 61. HSI16 oscillator characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
MSv66006V3
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.1
16.2
16.3
16.4
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
MHz
°C
Mean
Min
Max
+2 %
+1.5 %
+1 %
-1 %
-1.5 %
-2 %



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com