công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 145 page
background image
Table 40. Current consumption in Sleep and LPSleep modes, Flash memory ON
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
-
Voltage
scaling
fHCLK
(MHz)
25 °C
55 °C
85 °C
105 °C
25 °C
85 °C
105 °C
IDD(Sleep)
Supply current
in Sleep mode
fHCLK = fMSI
All peripherals disabled
Range 2
16
0.770
0.800
0.860
0.955
1.00
1.30
1.60
mA
8
0.570
0.600
0.655
0.745
0.780
0.990
1.40
2
0.445
0.470
0.525
0.615
0.650
0.860
1.30
Range 1
48
1.70
1.70
1.80
1.90
2.10
2.30
2.70
32
1.25
1.30
1.40
1.50
1.60
1.90
2.30
16
0.845
0.875
0.945
1.05
1.10
1.40
1.80
SMPS
Range 1
48
1.35
1.40
1.45
1.50
-
-
-
32
1.15
1.15
1.20
1.25
-
-
-
16
0.895
0.915
0.950
1.00
-
-
-
IDD(LPSleep)
Supply current
in LPSleep
mode
fHCLK = fMSI
All peripherals disabled
2
0.068
0.0805
0.130
0.220
0.095
0.330
0.720
1
0.044
0.0565
0.105
0.195
0.069
0.310
0.700
0.4
0.0225
0.040
0.0885
0.180
0.052
0.290
0.680
0.1
0.018
0.032
0.081
0.170
0.045
0.280
0.670
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.
Table 41. Current consumption in LPSleep mode, Flash memory in power-down
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max(1)
Unit
-fHCLK (MHz)
25 °C
55 °C
85 °C
105 °C
25 °C
85 °C
105 °C
IDD
(LPSleep)
Supply current in
LPSleep mode
fHCLK = fMS
All peripherals
disabled
2
58.0
74.5
125
215
86.0
330
710
µA
1
35.5
50.5
99.0
190
60.0
300
690
0.4
18.5
33.5
81.5
170
41.0
280
670
0.1
11.0
26.5
74.5
165
36.0
280
660
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com