công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 145 page
background image
Table 38. Typical current consumption in Run and LPRun modes, with different codes
running from Flash memory, ART enable (cache ON, prefetch OFF)
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Unit
Typ
Unit
-
Voltage scaling
Code
25 °C
25 °C
IDD(Run)
Supply current in
Run mode
fHCLK = fMSI
All peripherals disabled
Range 2
fHCLK = 16 MHz
Reduced code
1.90
mA
118.75
µA/MHz
CoreMark(1)
1.85
115.63
Dhrystone 2.1
1.85
115.63
Fibonacci
1.80
112.50
While(1)
1.60
100.00
SMPS
Range 2
fHCLK = 16 MHz
Reduced code
1.45
90.63
CoreMark(1)
1.40
87.50
Dhrystone 2.1
1.40
87.50
Fibonacci
1.40
87.50
While(1)
1.30
81.25
Range 1
fHCLK = 48 MHz
Reduced code
5.70
118.75
CoreMark(1)
5.55
115.63
Dhrystone 2.1
5.50
114.58
Fibonacci
5.40
112.50
While(1)
4.65
96.88
SMPS
Range 1
fHCLK = 48 MHz
Reduced code
3.50
72.92
CoreMark(1)
3.40
70.83
Dhrystone 2.1
3.40
70.83
Fibonacci
3.30
68.75
While(1)
2.90
60.42



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com