công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32WLE4JCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiprotocol LPWAN 32-bit Arm® Cortex®-M4 MCUs, LoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK, up to 256KB Flash, 64KB SRAM
PDF  145 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32WLE4JCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32WLE4JCY6TR Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 145 page
background image
DS13105 Rev 8
75/145
STM32WLE5/E4xx
Electrical characteristics
133
5.3.5
Embedded reset and power-control block characteristics
Parameters given in the table below are derived from tests performed under the ambient
temperature conditions summarized in Table 25: General operating conditions.
Table 34. Embedded reset and power-control block characteristics
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit
tRSTTEMPO(2)
Reset temporization after BOR0 is detected VDD rising
-
250
400
μs
VBOR0(2)
Brownout reset threshold 0
Rising edge
1.72
1.76
1.80
V
Falling edge
1.70
1.74
1.78
VBOR1
Brownout reset threshold 1
Rising edge
2.06
2.10
2.14
Falling edge
1.96
2.00
2.04
VBOR2
Brownout reset threshold 2
Rising edge
2.26
2.31
2.35
Falling edge
2.16
2.20
2.24
VBOR3
Brownout reset threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VBOR4
Brownout reset threshold 4
Rising edge
2.85
2.90
2.95
Falling edge
2.76
2.81
2.86
VPVD0
Programmable voltage detector threshold 0
Rising edge
1.88
1.95
2.02
Falling edge
1.83
1.90
1.97
VPVD1
PVD threshold 1
Rising edge
2.26
2.31
2.36
Falling edge
2.15
2.20
2.25
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.41
2.46
2.51
Falling edge
2.31
2.36
2.41
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.69
2.74
2.79
Falling edge
2.59
2.64
2.69
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.85
2.91
2.96
Falling edge
2.75
2.81
2.86
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.92
2.98
3.04
Falling edge
2.84
2.90
2.96
Vhyst_BORH0
Hysteresis voltage of BORH0
Hysteresis in
continuous mode
-20
-
mV
Hysteresis in
other mode
-30
-
Vhyst_BOR_PVD
Hysteresis voltage of BORH (except
BORH0) and PVD
-
-
100
-
IDD (BOR_PVD)(2)
BOR(3) (except BOR0) and PVD
consumption from VDD
-
-
1.1
1.6
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com