công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 226 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 226 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 228Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 229Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 230Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 226 / 340 page
background image
Electrical characteristics
STM32L552xx
226/340
DS12737 Rev 6
5.3.11
Flash memory characteristics
Table 95. Flash memory characteristics(1)
1. Guaranteed by design.
Symbol
Parameter
Conditions
Typ
Max
Unit
tprog
64-bit programming time
-
81.69
83.35
µs
tprog_row
One row (64 double
word) programming time
Normal programming
2.61
2.67
ms
Fast programming
NA
NA
tprog_page
One page (4 Kbytes)
programming time
Normal programming
20.91
21.34
Fast programming
NA
NA
tERASE
Page (4 Kbytes) erase
time
-
22.02
24.47
tprog_bank
One bank (1 Mbyte)
programming time
Normal programming
2.68
2.73
s
Fast programming
NA
NA
tME
Mass erase time
(one or two banks)
-
22.13
24.59
ms
IDD
Average consumption
from VDD
Write mode
3.1
NA
mA
Erase mode
3.1
NA
Maximum current (peak)
Write mode
NA
NA
Erase mode
NA
NA
Table 96. Flash memory endurance and data retention
Symbol
Parameter
Conditions
Min(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Unit
NEND
Endurance
TA = –40 to +105 °C
10
kcycles
tRET
Data retention
1 kcycle(2) at TA = 85 °C
2. Cycling performed over the whole temperature range.
30
Years
1 kcycle(2) at TA = 105 °C
15
1 kcycle(2) at TA = 125 °C
7
10 kcycles(2) at TA = 55 °C
30
10 kcycles(2) at TA = 85 °C
15
10 kcycles(2) at TA = 105 °C
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com