công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 222 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 222 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 218Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 219Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 222 / 340 page
background image
Electrical characteristics
STM32L552xx
222/340
DS12737 Rev 6
Figure 38. Typical current consumption versus MSI frequency
IDD(MSI)(4)
MSI oscillator
power
consumption
MSI and
PLL mode
Range 0
-
-
0.6
1
µA
Range 1
-
-
0.8
1.2
Range 2
-
-
1.2
1.7
Range 3
-
-
1.9
2.5
Range 4
-
-
4.7
6
Range 5
-
-
6.5
9
Range 6
-
-
11
15
Range 7
-
-
18.5
25
Range 8
-
-
62
80
Range 9
-
-
85
110
Range 10
-
-
110
130
Range 11
-
-
155
190
1. Guaranteed by characterization results.
2. This is a deviation for an individual part once the initial frequency has been measured.
3. Sampling mode means Low-power run/Low-power sleep modes with Temperature sensor disable.
4. Guaranteed by design.
Table 91. MSI oscillator characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com