công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 224 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L552CCU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M33 32-bit MCUTrustZone®FPU, 165 DMIPS, up to 512 KB Flash memory, 256 KB SRAM, SMPS
PDF  340 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L552CCU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 224 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 220Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 221Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 222Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 223Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 224Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 225Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 226Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 227Page - STMicroelectronics STM32L552CCU6PTR Datasheet HTML 228Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 224 / 340 page
background image
Electrical characteristics
STM32L552xx
224/340
DS12737 Rev 6
Figure 39. HSI48 frequency versus temperature
Low-speed internal (LSI) RC oscillator
Table 93. LSI oscillator characteristics(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
LSI Frequency
VDD = 3.0 V,
TA = 30 °C
31.04
-
32.96
kHz
VDD = 1.62 to 3.6 V,
TA = -40 to 125 °C
29.5
-
34
tSU(LSI)(2)
2. Guaranteed by design.
LSI oscillator start-up
time
-
-
80
130
μs
tSTAB(LSI)(2)
LSI oscillator stabilization
time
5% of final frequency
-
125
180
μs
IDD(LSI)(2)
LSI oscillator power
consumption
--
110
180
nA
MSv40989V1
-6
-4
-2
0
2
4
6
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
110
130
Avg
min
max
°C
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com