công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G041C6M3TR bảng dữ liệu(PDF) 90 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G041C6M3TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M0 32-bit MCU, up to 64 KB Flash, 8 KB RAM, 2x USART, timers, ADC, comm. I/Fs, AES, RNG, 1.7-3.6V
PDF  118 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G041C6M3TR bảng dữ liệu(HTML) 90 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32G041C6M3TR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 90 / 118 page
background image
Electrical characteristics
STM32G041x6/x8
90/118
DS12993 Rev 2
Figure 29. SPI timing diagram - master mode
1. Measurement points are set at CMOS levels: 0.3 VDD and 0.7 VDD.
ai14136c
CPHA= 0
MOSI
OUTPUT
MISO
INP UT
CPHA= 0
LSB OUT
LSB IN
CPOL=0
CPOL=1
B I T1 OUT
NSS input
tc(SCK)
tw(SCKH)
tw(SCKL)
tr(SCK)
tf(SCK)
th(MI)
High
CPHA=1
CPHA=1
CPOL=0
CPOL=1
tsu(MI)
tv(MO)
th(MO)
MSB IN
BIT6 IN
MSB OUT
Table 69. I2S characteristics(1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fMCK
I2S main clock output
fMCK= 256 x Fs; (Fs = audio sampling
frequency)
Fsmin = 8 kHz; Fsmax = 192 kHz;
2.048
49.152
MHz
fCK
I2S clock frequency
Master data
-
64xFs
MHz
Slave data
-
64xFs
DCK
I2S clock frequency duty
cycle
Slave receiver
30
70
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com