| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G031F6 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G031F6 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - STMicroelectronics |
|
37 / 117 page ![]() DS12992 Rev 2 37/117 STM32G031x4/x6/x8 Pinouts, pin description and alternate functions 39 -D4 11 10 11 - PA4 I/O FT_a - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, LPTIM2_OUT, EVENTOUT ADC_IN4, TAMP_IN1, RTC_TS, RTC_OUT1, WKUP2 - C3 12 11 12 16 PA5 I/O FT_ea - SPI1_SCK/I2S1_CK, TIM2_CH1_ETR, LPTIM2_ETR, EVENTOUT ADC_IN5 - E3 13 12 13 17 PA6 I/O FT_ea - SPI1_MISO/I2S1_MCK, TIM3_CH1, TIM1_BK, TIM16_CH1, LPUART1_CTS ADC_IN6 -D2 14 13 14 18 PA7 I/O FT_a - SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM3_CH2, TIM1_CH1N, TIM14_CH1, TIM17_CH1 ADC_IN7 5 E1 15 14 15 19 PB0 I/O FT_ea - SPI1_NSS/I2S1_WS, TIM3_CH3, TIM1_CH2N, LPTIM1_OUT ADC_IN8 5 E1 15 15 16 20 PB1 I/O FT_ea - TIM14_CH1, TIM3_CH4, TIM1_CH3N, LPTIM2_IN1, LPUART1_RTS_DE, EVENTOUT ADC_IN9 - E1 15 - 17 21 PB2 I/O FT_ea - SPI2_MISO, LPTIM1_OUT, EVENTOUT ADC_IN10 -- - - - 22 PB10 I/O FT_fa - LPUART1_RX, TIM2_CH3, SPI2_SCK, I2C2_SCL ADC_IN11 -- - - - 23 PB11 I/O FT_fa - SPI2_MOSI, LPUART1_TX, TIM2_CH4, I2C2_SDA ADC_IN15 -- - - - 24 PB12 I/O FT_a - SPI2_NSS, LPUART1_RTS_DE, TIM1_BK, EVENTOUT ADC_IN16 -- - - - 25 PB13 I/O FT_f - SPI2_SCK, LPUART1_CTS, TIM1_CH1N, I2C2_SCL, EVENTOUT - -- - - - 26 PB14 I/O FT_f - SPI2_MISO, TIM1_CH2N, I2C2_SDA, EVENTOUT - -- - - - 27 PB15 I/O FT - SPI2_MOSI, TIM1_CH3N, EVENTOUT RTC_REFIN 5E1 15 16 18 28 PA8 I/O FT - MCO, SPI2_NSS, TIM1_CH1, LPTIM2_OUT, EVENTOUT - Table 12. Pin assignment and description (continued) Pin Pin name (function upon reset) Alternate functions Additional functions |