| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G031F6 bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G031F6 bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics |
|
92 / 117 page ![]() Electrical characteristics STM32G031x4/x6/x8 92/117 DS12992 Rev 2 tsu(NSS) NSS setup time Slave mode tker + 2 - - ns th(NSS) NSS hold time Slave mode 2 - - tw(CKH) CK high time Master mode 1 / fCK / 2 - 1 1 / fCK / 2 1 / fCK / 2 + 1 tw(CKL) CK low time tsu(RX) Data input setup time Master mode tker + 2 - - Slave mode 3 - - th(RX) Data input hold time Master mode 2 - - Slave mode 1 - - tv(TX) Data output valid time Master mode - 1 2 Slave mode - 10 19 th(TX) Data output hold time Master mode 0 - - Slave mode 7 - - Table 70. USART characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit |