công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C2834x Delfino Microcontrollers
PDF  173 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C28343 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 173 page
background image
51
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516E – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2018
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C28346 TMS320C28345 TMS320C28344 TMS320C28343 TMS320C28342
TMS320C28341
Specifications
Copyright © 2009–2018, Texas Instruments Incorporated
5.9.4.2.3 High-Resolution PWM Timing
Table 5-21 shows the high-resolution PWM switching characteristics.
(1)
The MEP step size will be largest at high temperature and minimum voltage on VDD. MEP step size will increase with higher
temperature and lower voltage and decrease with lower temperature and higher voltage.
Applications that use the HRPWM feature should use MEP Scale Factor Optimizer (SFO) estimation software functions. See the TI
software libraries for details of using SFO function in end applications. SFO functions help to estimate the number of MEP steps per
SYSCLKOUT period dynamically while the HRPWM is in operation.
Table 5-21. High-Resolution PWM Characteristics at SYSCLKOUT = (150–300 MHz)
MIN
TYP
MAX
UNIT
Micro Edge Positioning (MEP) step size(1)
VDD = 1.2 V
55
120
ps
VDD = 1.1 V
65
140
ps



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com