công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C28343 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C28343
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMS320C2834x Delfino Microcontrollers
PDF  173 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TMS320C28343 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TMS320C28343 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMS320C28343 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 173 page
background image
L0 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
L1 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
L2 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
L3 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
L4 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
L5 SARAM 8K x 16
(0-Wait)
Boot ROM
8K x 16
XWE0
XZCS6
XZCS7
XZCS0
XR/W
XREADY
XHOLD
XHOLDA
XD31:0
XA19:1
GPIO
MUX
Memory Bus
XCLKOUT
XRD
GPIO
MUX
88 GPIOs
8 External Interrupts
88 GPIOs
ADC
SoC
EXTADCCLK
EXTSOC
CPU Timer 0
CPU Timer 1
CPU Timer 2
OSC,
PLL,
LPM,
WD
DMA
6 Ch
PIE
(Interrupts)
32-Bit CPU
(300 MHz @ 1.2 V
200 MHz @ 1.1 V)
EMU1
EMU0
TRST
TDO
TMS
TDI
TCK
XRS
X2
X1
XCLKIN
FPU
DMA Bus
Memory Bus
FIFO
(16 Levels)
SCI-A/B/C
FIFO
(16 Levels)
SPI-A/D
FIFO
(16 Levels)
I2C
16-Bit Peripheral Bus
McBSP-A/B
32-Bit Peripheral Bus
(DMA accessible)
ePWM-1/../9
HRPWM-1/../9
eCAP-1/../6
eQEP-1/2/3
CAN-A/B
(32-mbox)
M0 SARAM 1K x 16
(0-Wait)
M1 SARAM 1K x 16
(0-Wait)
32-Bit Peripheral Bus
GPIO MUX
88 GPIOs
XWE1
H0 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
H1 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
H2 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
H3 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
H4 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
H5 SARAM 32K x 16
(1 Wait, Prefetch)
L6 SARAM 8K x 16
(1-Wait)
L7 SARAM 8K x 16
(1-Wait)
3
TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344
TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341
www.ti.com
SPRS516E – MARCH 2009 – REVISED AUGUST 2018
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C28346 TMS320C28345 TMS320C28344 TMS320C28343 TMS320C28342
TMS320C28341
Device Overview
Copyright © 2009–2018, Texas Instruments Incorporated
1.4
Functional Block Diagram
Figure 1-1. Functional Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com