công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ASP00886IRGCR bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ASP00886IRGCR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F552x, MSP430F551x Mixed-Signal Microcontrollers
PDF  139 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ASP00886IRGCR bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - Texas Instruments

Back Button ASP00886IRGCR Datasheet HTML 105Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 106Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 107Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 108Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 109Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 110Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 111Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 112Page - Texas Instruments ASP00886IRGCR Datasheet HTML 113Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 109 / 139 page
background image
Table 9-62. MSP430F552x Device Descriptor Table (continued)
DESCRIPTION(1)
ADDRESS
SIZE
(bytes)
VALUE
F5529
F5528
F5527
F5526
F5525
F5524
F5522
F5521
MPY32
2
02h
85h
02h
85h
02h
85h
02h
85h
02h
85h
02h
85h
02h
85h
02h
85h
DMA-3
2
04h
47h
04h
47h
04h
47h
04h
47h
04h
47h
04h
47h
04h
47h
04h
47h
USCI_A and USCI_B
2
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
0Ch
90h
USCI_A and USCI_B
2
04h
90h
04h
90h
04h
90h
04h
90h
04h
90h
04h
90h
04h
90h
04h
90h
ADC12_A
2
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
10h
D1h
COMP_B
2
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
1Ch
A8h
USB
2
04h
98h
04h
98h
04h
98h
04h
98h
04h
98h
04h
98h
04h
98h
04h
98h
Interrupts
COMP_B
1
A8h
A8h
A8h
A8h
A8h
A8h
A8h
A8h
TB0.CCIFG0
1
64h
64h
64h
64h
64h
64h
64h
64h
TB0.CCIFG1..6
1
65h
65h
65h
65h
65h
65h
65h
65h
WDTIFG
1
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
40h
USCI_A0
1
90h
90h
90h
90h
90h
90h
90h
90h
USCI_B0
1
91h
91h
91h
91h
91h
91h
91h
91h
ADC12_A
1
D0h
D0h
D0h
D0h
D0h
D0h
D0h
D0h
TA0.CCIFG0
1
60h
60h
60h
60h
60h
60h
60h
60h
TA0.CCIFG1..4
1
61h
61h
61h
61h
61h
61h
61h
61h
USB
1
98h
98h
98h
98h
98h
98h
98h
98h
DMA
1
46h
46h
46h
46h
46h
46h
46h
46h
TA1.CCIFG0
1
62h
62h
62h
62h
62h
62h
62h
62h
TA1.CCIFG1..2
1
63h
63h
63h
63h
63h
63h
63h
63h
P1
1
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
USCI_A1
1
92h
92h
92h
92h
92h
92h
92h
92h
USCI_B1
1
93h
93h
93h
93h
93h
93h
93h
93h
TA1.CCIFG0
1
66h
66h
66h
66h
66h
66h
66h
66h
TA1.CCIFG1..2
1
67h
67h
67h
67h
67h
67h
67h
67h
P2
1
51h
51h
51h
51h
51h
51h
51h
51h
RTC_A
1
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
68h
Delimiter
1
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
00h
(1)
N/A = Not applicable, blank = unused and reads FFh.
www.ti.com
MSP430F5529, MSP430F5528, MSP430F5527, MSP430F5526, MSP430F5525, MSP430F5524,
MSP430F5522, MSP430F5521, MSP430F5519, MSP430F5517, MSP430F5515, MSP430F5514,
MSP430F5513
SLAS590P – MARCH 2009 – REVISED SEPTEMBER 2020
Copyright © 2020 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
109
Product Folder Links: MSP430F5529 MSP430F5528 MSP430F5527 MSP430F5526 MSP430F5525
MSP430F5524 MSP430F5522 MSP430F5521 MSP430F5519 MSP430F5517 MSP430F5515 MSP430F5514
MSP430F5513



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com