công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS7620 bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS7620
Giải thích chi tiết về linh kiện  CCD IMAGER ANALOG PROCESSOR
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS7620 bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Cirrus Logic

Back Button CS7620 Datasheet HTML 54Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 55Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 56Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 57Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 58Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 59Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 60Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 61Page - Cirrus Logic CS7620 Datasheet HTML 62Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 70 page
background image
CS7620
58
DS301PP2
4.45
Compander - X1 (MSBs)
Default = 03h; Read/Write (address 38h)
4.46
Compander - X1 (LSBs)
Default = 20; Read/Write (address 39h)
Bit Number
765432
10
Bit Name
Reserved
x112
x111
x110
x19
x18
Default
---
00011
Bit
Mnemonic
Function
7:5
-
Reserved
4x112
Compander X1: End value of first segment of companding curve (MSBs).
(See Figure 13)
3
x111
2x110
1x19
0x18
Bit Number
765432
10
Bit Name
x17
x16
x15
x14
x13
x12
x11
x10
Default
001000
00
Bit
Mnemonic
Function
7x17
Compander X1: End value of first segment (x1[12:0]) of companding curve
(LSBs). (See Figure 13)
6x16
5x15
4x14
3x13
2x12
1x11
0x10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com