công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSD1306Z bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SSD1306Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller
PDF  65 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SSD1306Z bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SSD1306Z Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1306Z Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 65 page
background image
Solomon Systech
Apr 2008 P 38/59
Rev 1.1
SSD1306
Table 10-1 : Example of Set Display Offset and Display Start Line with no Remap
Set MUX ratio(A8h)
COM Normal / Remapped (C0h / C8h)
Display offset (D3h)
Display start line (40h - 7Fh)
COM0
Row0
RAM0
Row8
RAM8
Row0
RAM8
Row0
RAM0
Row8
RAM8
Row0
RAM8
COM1
Row1
RAM1
Row9
RAM9
Row1
RAM9
Row1
RAM1
Row9
RAM9
Row1
RAM9
COM2
Row2
RAM2
Row10
RAM10
Row2
RAM10
Row2
RAM2
Row10
RAM10
Row2
RAM10
COM3
Row3
RAM3
Row11
RAM11
Row3
RAM11
Row3
RAM3
Row11
RAM11
Row3
RAM11
COM4
Row4
RAM4
Row12
RAM12
Row4
RAM12
Row4
RAM4
Row12
RAM12
Row4
RAM12
COM5
Row5
RAM5
Row13
RAM13
Row5
RAM13
Row5
RAM5
Row13
RAM13
Row5
RAM13
COM6
Row6
RAM6
Row14
RAM14
Row6
RAM14
Row6
RAM6
Row14
RAM14
Row6
RAM14
COM7
Row7
RAM7
Row15
RAM15
Row7
RAM15
Row7
RAM7
Row15
RAM15
Row7
RAM15
COM8
Row8
RAM8
Row16
RAM16
Row8
RAM16
Row8
RAM8
Row16
RAM16
Row8
RAM16
COM9
Row9
RAM9
Row17
RAM17
Row9
RAM17
Row9
RAM9
Row17
RAM17
Row9
RAM17
COM10
Row10
RAM10
Row18
RAM18
Row10
RAM18
Row10
RAM10
Row18
RAM18
Row10
RAM18
COM11
Row11
RAM11
Row19
RAM19
Row11
RAM19
Row11
RAM11
Row19
RAM19
Row11
RAM19
COM12
Row12
RAM12
Row20
RAM20
Row12
RAM20
Row12
RAM12
Row20
RAM20
Row12
RAM20
COM13
Row13
RAM13
Row21
RAM21
Row13
RAM21
Row13
RAM13
Row21
RAM21
Row13
RAM21
COM14
Row14
RAM14
Row22
RAM22
Row14
RAM22
Row14
RAM14
Row22
RAM22
Row14
RAM22
COM15
Row15
RAM15
Row23
RAM23
Row15
RAM23
Row15
RAM15
Row23
RAM23
Row15
RAM23
COM16
Row16
RAM16
Row24
RAM24
Row16
RAM24
Row16
RAM16
Row24
RAM24
Row16
RAM24
COM17
Row17
RAM17
Row25
RAM25
Row17
RAM25
Row17
RAM17
Row25
RAM25
Row17
RAM25
COM18
Row18
RAM18
Row26
RAM26
Row18
RAM26
Row18
RAM18
Row26
RAM26
Row18
RAM26
COM19
Row19
RAM19
Row27
RAM27
Row19
RAM27
Row19
RAM19
Row27
RAM27
Row19
RAM27
COM20
Row20
RAM20
Row28
RAM28
Row20
RAM28
Row20
RAM20
Row28
RAM28
Row20
RAM28
COM21
Row21
RAM21
Row29
RAM29
Row21
RAM29
Row21
RAM21
Row29
RAM29
Row21
RAM29
COM22
Row22
RAM22
Row30
RAM30
Row22
RAM30
Row22
RAM22
Row30
RAM30
Row22
RAM30
COM23
Row23
RAM23
Row31
RAM31
Row23
RAM31
Row23
RAM23
Row31
RAM31
Row23
RAM31
COM24
Row24
RAM24
Row32
RAM32
Row24
RAM32
Row24
RAM24
Row32
RAM32
Row24
RAM32
COM25
Row25
RAM25
Row33
RAM33
Row25
RAM33
Row25
RAM25
Row33
RAM33
Row25
RAM33
COM26
Row26
RAM26
Row34
RAM34
Row26
RAM34
Row26
RAM26
Row34
RAM34
Row26
RAM34
COM27
Row27
RAM27
Row35
RAM35
Row27
RAM35
Row27
RAM27
Row35
RAM35
Row27
RAM35
COM28
Row28
RAM28
Row36
RAM36
Row28
RAM36
Row28
RAM28
Row36
RAM36
Row28
RAM36
COM29
Row29
RAM29
Row37
RAM37
Row29
RAM37
Row29
RAM29
Row37
RAM37
Row29
RAM37
COM30
Row30
RAM30
Row38
RAM38
Row30
RAM38
Row30
RAM30
Row38
RAM38
Row30
RAM38
COM31
Row31
RAM31
Row39
RAM39
Row31
RAM39
Row31
RAM31
Row39
RAM39
Row31
RAM39
COM32
Row32
RAM32
Row40
RAM40
Row32
RAM40
Row32
RAM32
Row40
RAM40
Row32
RAM40
COM33
Row33
RAM33
Row41
RAM41
Row33
RAM41
Row33
RAM33
Row41
RAM41
Row33
RAM41
COM34
Row34
RAM34
Row42
RAM42
Row34
RAM42
Row34
RAM34
Row42
RAM42
Row34
RAM42
COM35
Row35
RAM35
Row43
RAM43
Row35
RAM43
Row35
RAM35
Row43
RAM43
Row35
RAM43
COM36
Row36
RAM36
Row44
RAM44
Row36
RAM44
Row36
RAM36
Row44
RAM44
Row36
RAM44
COM37
Row37
RAM37
Row45
RAM45
Row37
RAM45
Row37
RAM37
Row45
RAM45
Row37
RAM45
COM38
Row38
RAM38
Row46
RAM46
Row38
RAM46
Row38
RAM38
Row46
RAM46
Row38
RAM46
COM39
Row39
RAM39
Row47
RAM47
Row39
RAM47
Row39
RAM39
Row47
RAM47
Row39
RAM47
COM40
Row40
RAM40
Row48
RAM48
Row40
RAM48
Row40
RAM40
Row48
RAM48
Row40
RAM48
COM41
Row41
RAM41
Row49
RAM49
Row41
RAM49
Row41
RAM41
Row49
RAM49
Row41
RAM49
COM42
Row42
RAM42
Row50
RAM50
Row42
RAM50
Row42
RAM42
Row50
RAM50
Row42
RAM50
COM43
Row43
RAM43
Row51
RAM51
Row43
RAM51
Row43
RAM43
Row51
RAM51
Row43
RAM51
COM44
Row44
RAM44
Row52
RAM52
Row44
RAM52
Row44
RAM44
Row52
RAM52
Row44
RAM52
COM45
Row45
RAM45
Row53
RAM53
Row45
RAM53
Row45
RAM45
Row53
RAM53
Row45
RAM53
COM46
Row46
RAM46
Row54
RAM54
Row46
RAM54
Row46
RAM46
Row54
RAM54
Row46
RAM54
COM47
Row47
RAM47
Row55
RAM55
Row47
RAM55
Row47
RAM47
Row55
RAM55
Row47
RAM55
COM48
Row48
RAM48
Row56
RAM56
Row48
RAM56
Row48
RAM48
-
-
Row48
RAM56
COM49
Row49
RAM49
Row57
RAM57
Row49
RAM57
Row49
RAM49
-
-
Row49
RAM57
COM50
Row50
RAM50
Row58
RAM58
Row50
RAM58
Row50
RAM50
-
-
Row50
RAM58
COM51
Row51
RAM51
Row59
RAM59
Row51
RAM59
Row51
RAM51
-
-
Row51
RAM59
COM52
Row52
RAM52
Row60
RAM60
Row52
RAM60
Row52
RAM52
-
-
Row52
RAM60
COM53
Row53
RAM53
Row61
RAM61
Row53
RAM61
Row53
RAM53
-
-
Row53
RAM61
COM54
Row54
RAM54
Row62
RAM62
Row54
RAM62
Row54
RAM54
-
-
Row54
RAM62
COM55
Row55
RAM55
Row63
RAM63
Row55
RAM63
Row55
RAM55
-
-
Row55
RAM63
COM56
Row56
RAM56
Row0
RAM0
Row56
RAM0
-
-
Row0
RAM0
-
-
COM57
Row57
RAM57
Row1
RAM1
Row57
RAM1
-
-
Row1
RAM1
-
-
COM58
Row58
RAM58
Row2
RAM2
Row58
RAM2
-
-
Row2
RAM2
-
-
COM59
Row59
RAM59
Row3
RAM3
Row59
RAM3
-
-
Row3
RAM3
-
-
COM60
Row60
RAM60
Row4
RAM4
Row60
RAM4
-
-
Row4
RAM4
-
-
COM61
Row61
RAM61
Row5
RAM5
Row61
RAM5
-
-
Row5
RAM5
-
-
COM62
Row62
RAM62
Row6
RAM6
Row62
RAM6
-
-
Row6
RAM6
-
-
COM63
Row63
RAM63
Row7
RAM7
Row63
RAM7
-
-
Row7
RAM7
-
-
Display
examples
(e)
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
08
0
00
8
56
56
56
Normal
Normal
Normal
64
Normal
0
8
Output
Hardware
pin name
0
0
Normal
64
64
Normal
8
0
(a)
(b)
(d)
(c)
(e)
(f)
(RAM)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com