công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CC128M16IP-EKB bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CC128M16IP-EKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM
PDF  162 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CC128M16IP-EKB bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 95Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 96Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 97Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 98Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 99Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 100Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 101Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 102Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 103Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 162 page
background image
Version 2.1
99
Nanya Technology Cooperation ©
07/2017
All Rights Reserved.
NTC Proprietary
Level: Property
DDR3(L) 2Gb SDRAM
NT5CB(C)256M8IN / NT5CB(C)128M16IP
DDR3L Allowed time before ringback (tDVAC) for CK -
 and DQS - 
Slew Rate
[V/ns]
DDR3L-1066/1333/1600
DDR3L-1866
tDVAC [ps]
@|VIH/Ldiff(AC)| =
320 mV
tDVAC [ps]
@|VIH/Ldiff(AC)| =
270 mV
tDVAC [ps]
@|VIH/Ldiff(AC)| =
270 mV
tDVAC [ps]
@|VIH/Ldiff(AC)| =
250 mV
tDVAC [ps]
@|VIH/Ldiff(AC)| =
260 mV
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
> 4.0
189
-
201
-
163
-
168
-
176
-
4.0
189
-
201
-
163
-
168
-
176
-
3.0
162
-
179
-
140
-
147
-
154
-
2.0
109
-
134
-
95
-
105
-
111
-
1.8
91
-
119
-
80
-
91
-
97
-
1.6
69
-
100
-
62
-
74
-
78
-
1.4
40
-
76
-
37
-
52
-
56
-
1.2
note
-
44
-
5
-
22
-
24
-
1.0
note
-
note
-
note
-
note
-
note
-
< 1.0
note
-
note
-
note
-
note
-
note
-
NOTE 1. Rising input differential signal shall become equal to or greater than VIHdiff(ac) level and Falling input differential signal shall become
equal to or less than VILdiff(ac) level.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com