công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CC128M16IP-EKB bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CC128M16IP-EKB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and Automotive DDR3(L) 2Gb SDRAM
PDF  162 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CC128M16IP-EKB bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 33Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 34Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 35Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 36Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 37Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 38Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 39Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 40Page - Nanya Technology Corporation. NT5CC128M16IP-EKB Datasheet HTML 41Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 162 page
background image
Version 2.1
37
Nanya Technology Cooperation ©
07/2017
All Rights Reserved.
NTC Proprietary
Level: Property
DDR3(L) 2Gb SDRAM
NT5CB(C)256M8IN / NT5CB(C)128M16IP
DLL Switch Sequence from DLL-on to DLL-off
CK
CK
T0
T1
T
a
0
T
a
1
T
b
0
T
c
0
T
d
0
T
d
1
T
e
0
T
e
1
MRS 2)
1)
CMD
CKE
ODT
tMOD
T
f
0
tCKSRE
4)
tCKSRX 5)
tXS
tMOD
NOP
SRE 3)
NOP
SRX 6)
NOP
MRS 7)
NOP
Vali
d
8)
tCKESR
Vali
d
8)
Vali
d
8)
Tim
e
break
Do
not
Car
e
Note:
ODT: Static LOW in case RTT_Nom and RTT_WR is enabled, otherwise static Low or High
1) Starting with Idle State, RTT in Hi-Z State.
2) Disable DLL by setting MR1 Bit A0 to 1.
3) Enter SR.
4) Change Frequency.
5) Clock must be stable at least tCKSRX.
6) Exit SR.
7) Update Mode registers with DLL off parameters setting.
8) Any valid command.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com