công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NT5CB64M16GP-DHT bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - Nanya Technology Corporation.

tên linh kiện NT5CB64M16GP-DHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial, Industrial and AutomotiveDDR3(L) 1 Gb SDRAM
PDF  160 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NANYA [Nanya Technology Corporation.]
Trang chủ  http://www.nanya.com
Logo NANYA - Nanya Technology Corporation.

NT5CB64M16GP-DHT bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - Nanya Technology Corporation.

Back Button NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 99Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 100Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 101Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 102Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 103Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 104Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 105Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 106Page - Nanya Technology Corporation. NT5CB64M16GP-DHT Datasheet HTML 107Page - Nanya Technology Corporation. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 160 page
background image
Version 2.2
103
Nanya Technology Cooperation ©
04/2019
All Rights Reserved.
NTC Proprietary
Level: Property
DDR3(L) 1Gb SDRAM
NT5CB(C)128M8GN / NT5CB(C)64M16GP
Single Ended Output Slew Rate
Description
Measured
Defined by
From
To
Single ended output slew rate for rising edge
VOL(AC)
VOH(AC)
[VOH(AC)-VOL(AC)] / DeltaTRse
Single ended output slew rate for falling edge
VOH(AC)
VOL(AC)
[VOH(AC)-VOL(AC)] / DeltaTFse
Note: Output slew rate is verified by design and characterization, and may not be subject to production test.
Single Ended Output Slew Rate Definition
Delta TFse
Delta TFse
VOH (AC)
VOL (AC)
VTT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com