công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL914TBKS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL914TBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Flux LEDs
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL914TBKS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL914TBKS Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
     
       
Packing Spec
1. Tube: 65pcs
Dim: 520mm x 9.6mm x 11.8mm
MADE IN THAILAND
ANTISATIC
2. Inner carton: 187 tubes x 65 pcs = 12,155 pcs
Dim: 530mm x 175mm x 128mm
3. Outer carton: 4 inner cartons x 12,155 pcs = 48,620 pcs
Dim: 545mm x 370mm x 280mm
Part No. : LTL914series
Page 9 of 9
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com