công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL914TBKS bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL914TBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Flux LEDs
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL914TBKS bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL914TBKS Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
     
       
Bin Table of Piranha LEDs
Bin Code: BIN F
HUE H2
1. Luminous Flux Bin Table
Luminous Flux (mlm)
Bin
Min.
Max.
3X
210
310
3Y
310
470
3Z
470
700
A
700
1050
B
1050
1570
C
1570
2090
D
2090
2600
E
2600
3130
F
3130
3650
G
3650
4170
H
4170
5300
J
5300
6350
L
6350
8430
Note: Tolerance of each bin limit is
15%
Part No. : LTL914series
Page 7 of 9
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com