công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL914TBKS bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL914TBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Flux LEDs
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL914TBKS bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL914TBKS Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
     
       
Typical Electrical / Optical Characteristics Curves
(25
 Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)
Fig.1 Relative Luminous Intensity vs. Wavelength
Fig.4 Forward Current vs. Ambient Temperature
Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage
Fig.3 Relative Luminous Flux vs Forward Current
0.9
0
0.2
0.1
0.4
0.3
0.6
0.5
0.8
0.7
Wavelength (nm)
1.0
0
0
Ambient Temperature Ta( )
0
0
Forward Voltage Vf(V)
300
400
500
600
700
800
12 3
4 5 6
1.Blue
2.Cyan
3.Green
4.Amber
5.Red-Orange
6.Red
10
20
30
40
50
60
70
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
1.Red
Amber
2.Blue
Cyan
Green
Red-Orange
Forward Current If(mA)
0
10
203040
50
60
70
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
Red-Orange
2.Blue
Amber
Cyan
Green
1.Red
10
20
30
40
50
60
70
80
20
40
60
80
100
1
2
Red-Orange
2.Blue
Amber
Cyan
Green
1.Red
Fig.5a LTL914SxKS
0.5
-20
-60
-80
0
0.1
0.2
0.3
0.4
-40
20
040
60
0.9
0.6
0.7
0.8
1.0
-40
Fig.5b LTL914TxKS
0.5
80
0
0.1
0.4
0.3
0.2
-80
-60
0.9
0.8
0.7
0.6
1.0
40
-20
20
080
60
Relative Luminous Intensity vs. Viewing Angle
Relative Luminous Intensity vs. Viewing Angle
Viewing Angle
Viewing Angle
(R j-a=300 /W)
Part No. : LTL914series
Page 6 of 9
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com