công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTL914TBKS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

tên linh kiện LTL914TBKS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Flux LEDs
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITEON [Lite-On Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.liteon.com.tw/databook/default.htm
Logo LITEON - Lite-On Technology Corporation

LTL914TBKS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Lite-On Technology Corporation

  LTL914TBKS Datasheet HTML 1Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 2Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 3Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 4Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 5Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 6Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 7Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 8Page - Lite-On Technology Corporation LTL914TBKS Datasheet HTML 9Page - Lite-On Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
LITE-ON ELECTRONICS, INC.
Propert y of Li t e - O n O n l y
Absolute Maximum Ratings at TA=25




Parameter
AlInGaP<Note3>
InGaN<Note4>
Unit
Power Dissipation
242
235
mW
Peak Forward Current
(1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse
Width)
100
100
mA
Continuous Forward Current
70
50
mA
AlInGaP Derating Linear From 60

InGaN Deraing Linear From 55

<Note2>
0.875
0.667
mA/

Reverse Voltage (IR =100
A)
10
5
V
Operating Temperature Range
-40
 to + 100
Storage Temperature Range
-55
 to + 100
LED Junction Temperature
125

Soldering Preheat Temperature
100
 for 30 Seconds
Lead Soldering Temperature
260
 for 5 Seconds [1.5mm (.06”) From Seating Plane]
Notes:
1. Operation at currents below 10mA is not recommended.
2. Derating linear as shown in Fig. 4
3. AlInGaP devices: LTL91xSEKS, LTL91xSHKS, LTL91xSYKS.
4. InGaN devices: LTL91xTBKS, LTL91xTCKS, LTL91xTGKS.
Part No. : LTL914series
Page 4 of 9
BNS-OD-C131/A4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com