| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PEF22504HT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PEF22504HT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG |
|
7 / 255 page ![]() Data Sheet 7 Rev. 1.3, 2006-01-25 QuadLIU TM PEF 22504 Figure 1 Logic Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 2 Typical Multiple Link Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 3 Typical Multiple Repeater Application between line #1 and Line #2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 4 Top View of the Pin Configuration (Ball Layout) P/PG-LBGA-160-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 5 Bottom View of the Pin Configuration (Ball Layout) P/PG-LBGA-160-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 6 Pin Configuration P-TQFP-144-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 7 Single Voltage Supply. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Figure 8 Dual Voltage Supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Figure 9 Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Figure 10 SCI Interface Application with Point To Point Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 11 SCI Interface Application with Multipoint To Multipoint Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Figure 12 SCI Message Structure of QuadLIU TM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Figure 13 Frame Structure of QuadLIU TM SCI Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Figure 14 Principle of Building Addresses and RSTA bytes in the SCI ACK Message of the QuadLIU TM . . . 72 Figure 15 Read Status Byte (RSTA) byte of the SCI Acknowledge (ACK). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Figure 16 SPI Read Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 17 SPI Write Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Figure 18 Interrupt Status Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Figure 19 Block Diagram of Test Access Port and Boundary Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Figure 20 Flexible Master Clock Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Figure 21 Behaviour of Bipolar Violation Detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Figure 22 Receive System of one Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Figure 23 Recovered and Receive Clock Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Figure 24 General Receiver Configuration with Integrated Resistor and Analog Switches for Receive Impedance Matching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 25 Principle of Receive Line Monitoring RLM (shown for one line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Figure 26 Monitoring Application using RLM (shown for one line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Figure 27 Redundancy Application using RLM (shown for one line) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 28 General Redundancy Application (shown for one line). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Figure 29 Principle of Configuring the DCO-R and DCO-X Corner Frequencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Figure 30 Jitter Attenuation Performance (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 31 Jitter Attenuation Performance (T1/J1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Figure 32 Jitter Tolerance (E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 33 Jitter Tolerance (T1/J1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Figure 34 Output Wander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Figure 35 The Receive Elastic Buffer as Circularly Organized Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Figure 36 Transmit System of one Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Figure 37 Transmit Line Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Figure 38 Clocking and Data in Remote Loop Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Figure 39 Measurement Configuration for E1 Transmit Pulse Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Figure 40 Measurement Configuration for T1/J1 Transmit Pulse Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Figure 41 Transmit Line Monitor Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Figure 42 Framer Interface (shown for one channel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Figure 43 Remote Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Figure 44 Local Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Figure 45 Payload Loop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Figure 46 P/PG-LBGA-160-1 (Plastic Green Low Profile Ball Grid Array Package). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure 47 PG-TQFP-144-17 (Plastic Thin Quad Flat Package) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Figure 48 MCLK Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Figure 49 JTAG Boundary Scan Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 50 Reset Timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Figure 51 Intel Non-Multiplexed Address Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Figure 52 Intel Multiplexed Address Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 List of Figures |