công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F280045PMS bảng dữ liệu(PDF) 98 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện F280045PMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Piccolo Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

F280045PMS bảng dữ liệu(HTML) 98 Page - Texas Instruments

Back Button F280045PMS Datasheet HTML 94Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 101Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 98 / 218 page
background image
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
ADC-A
12-bits
A2/B6/PGA1_OF
C0/PGA1_IN
12-bit
Buffered
DAC-A
PGA1_GND/
PGA3_GND/
PGA5_GND/
VREFHIA
REFHI
VREFHI
DACA_OUT
VDAC
CMP2_HP
CTRIP2L
CTRIPOUT2L
Comparator Subsystem 2
VDDA or VDAC
Digital
Filter
Digital
Filter
DAC12
DAC12
REFLO
DACREFSEL
CMP2_HN
CMP2_LN
CMP2_LP
CTRIP2H
CTRIPOUT2H
CMP1_HP
CTRIP1L
CTRIPOUT1L
Comparator Subsystem 1
VDDA or VDAC
Digital
Filter
Digital
Filter
DAC12
DAC12
CMP1_HN
CMP1_LN
CMP1_LP
CTRIP1H
CTRIPOUT1H
CMP4_HP
CTRIP4L
CTRIPOUT4L
Comparator Subsystem 4
VDDA or VDAC
Digital
Filter
Digital
Filter
DAC12
DAC12
CMP4_HN
CMP4_LN
CMP4_LP
CTRIP4H
CTRIPOUT4H
CMP3_HP
CTRIP3L
CTRIPOUT3L
Comparator Subsystem 3
VDDA or VDAC
Digital
Filter
Digital
Filter
DAC12
DAC12
CMP3_HN
CMP3_LN
CMP3_LP
CTRIP3H
CTRIPOUT3H
CMP7_HP
CTRIP7L
CTRIPOUT7L
Comparator Subsystem 7
VDDA or VDAC
Digital
Filter
Digital
Filter
DAC12
DAC12
CMP7_LP
CTRIP7H
CTRIPOUT7H
Reference Circuit A
ANAREFASEL
REFLO
Vref
ADC Inputs
B0 to B15
VREFLOA
12-bit
Buffered
DAC-B
VREFHI
DACB_OUT
VDAC
DACREFSEL
ADC-B
12-bits
REFHI
REFLO
ADC-C
12-bits
REFHI
REFLO
Misc. Analog
Analog Group 1
A0/B15/C15/DACA_OUT
A1/DACB_OUT
ADC Inputs
A0 to A15
ADC Inputs
C0 to C15
CMPSS
Inputs
B3/VDAC
B2/C6/PGA3_OF
C2/PGA3_IN
A4/B8/PGA2_OF
C1/PGA2_IN
PGA2_GND/
PGA4_GND/
PGA6_GND/
B4/C8/PGA4_OF
C3/PGA4_IN
A10/B1/C10
Analog Group 3
CMPSS1
Input MUX
PGA1
CMPSS3
Input MUX
PGA3
Analog Group 2
CMPSS2
Input MUX
PGA2
Analog Group 4
CMPSS4
Input MUX
PGA4
Analog Group 7
CMPSS7
Input MUX
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
AIO
Temp
Sensor
AIO
AIO
AIO
PGA6
(A)
PGA5
(A)
98
TMS320F280049, TMS320F280049C
TMS320F280048, TMS320F280048C, TMS320F280045
TMS320F280041, TMS320F280041C, TMS320F280040, TMS320F280040C
SPRS945C – JANUARY 2017 – REVISED DECEMBER 2017
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320F280049 TMS320F280049C TMS320F280048 TMS320F280048C TMS320F280045
TMS320F280041 TMS320F280041C TMS320F280040 TMS320F280040C
Specifications
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
A.
This PGA has no input/output connections on this package, but should be enabled and disabled at the same time as
other PGAs with a shared PGA ground.
Figure 5-30. Analog Subsystem Block Diagram (56-Pin RSH VQFN)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com