công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F280045PMS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện F280045PMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Piccolo Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

F280045PMS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  F280045PMS Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 218 page
background image
2
TMS320F280049, TMS320F280049C
TMS320F280048, TMS320F280048C, TMS320F280045
TMS320F280041, TMS320F280041C, TMS320F280040, TMS320F280040C
SPRS945C – JANUARY 2017 – REVISED DECEMBER 2017
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320F280049 TMS320F280049C TMS320F280048 TMS320F280048C TMS320F280045
TMS320F280041 TMS320F280041C TMS320F280040 TMS320F280040C
Device Overview
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
• InstaSPIN-FOC™
– Sensorless Field-oriented Control (FOC) With
FAST™ Software Encoder
– Library in On-chip ROM Memory
• Package Options:
– 100-Pin Low-Profile Quad Flatpack (LQFP)
[PZ Suffix]
– 64-Pin LQFP [PM Suffix]
– 56-Pin Very Thin Quad Flatpack No-Lead
(VQFN) [RSH Suffix]
• Temperature Options:
– S: –40°C to 125°C Junction
– Q: –40ºC to 125ºC Free-Air
(AEC Q100 Qualification for Automotive
Applications)
1.2
Applications
•
Appliances
•
Building Automation
•
Electric Vehicle/Hybrid Electric Vehicle (EV/HEV)
Powertrain
•
Factory Automation
•
Grid Infrastructure
•
Industrial Transport
•
Medical, Healthcare, and Fitness
•
Motor Drives
•
Power Delivery
•
Telecom Infrastructure
•
Test and Measurement



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com