công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F280045PMS bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện F280045PMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Piccolo Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

F280045PMS bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - Texas Instruments

Back Button F280045PMS Datasheet HTML 81Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 82Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 83Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 84Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 85Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 86Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 87Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 88Page - Texas Instruments F280045PMS Datasheet HTML 89Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 85 / 218 page
background image
1a
1
1b
3
4
3
5
2
TMS Input
TCK
TMS
4
TMS Input
TMS Output
85
TMS320F280049, TMS320F280049C
TMS320F280048, TMS320F280048C, TMS320F280045
TMS320F280041, TMS320F280041C, TMS320F280040, TMS320F280040C
www.ti.com
SPRS945C – JANUARY 2017 – REVISED DECEMBER 2017
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320F280049 TMS320F280049C TMS320F280048 TMS320F280048C TMS320F280045
TMS320F280041 TMS320F280041C TMS320F280040 TMS320F280040C
Specifications
Copyright © 2017, Texas Instruments Incorporated
5.8.5.2
cJTAG Electrical Data and Timing
Table 5-28 lists the cJTAG timing requirements. Table 5-29 lists the cJTAG switching characteristics.
Figure 5-20 shows the cJTAG timing.
Table 5-28. cJTAG Timing Requirements
NO.
MIN
MAX
UNIT
1
tc(TCK)
Cycle time, TCK
100
ns
1a
tw(TCKH)
Pulse duration, TCK high (40% of tc)
40
ns
1b
tw(TCKL)
Pulse duration, TCK low (40% of tc)
40
ns
3
tsu(TMS-TCKH)
Input setup time, TMS valid to TCK high
15
ns
tsu(TMS-TCKL)
Input setup time, TMS valid to TCK low
15
ns
4
th(TCKH-TMS)
Input hold time, TMS valid from TCK high
2
ns
th(TCKL-TMS)
Input hold time, TMS valid from TCK low
2
ns
Table 5-29. cJTAG Switching Characteristics
over recommended operating conditions (unless otherwise noted)
NO.
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
2
td(TCKL-TMS)
Delay time, TCK low to TMS valid
6
20
ns
5
tdis(TCKH-TMS)
Delay time, TCK high to TMS disable
20
ns
Figure 5-20. cJTAG Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com