công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 174 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 174 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 170Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 171Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 172Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 173Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 174Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 175Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 176Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 177Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 178Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 174 / 224 page
background image
Rev. 1.00
1�4
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
1�5
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
• MFI1 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
UIF
SIF
DEF
LVF
UIE
SIE
DEE
LVE
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
0
0
Bit7
UIF:UARTinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit6
SIF:SIMinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit5
DEF:DataEEPROMinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit4
LVF:LVDinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit3
UIE:UARTinterruptcontrol
0:Disable
1:Enable
Bit2
SIE:SIMInterruptControl
0:Disable
1:Enable
Bit1
DEE:DataEEPROMinterruptcontrol
0:Disable
1:Enable
Bit0
LVE:LVDInterruptControl
0:Disable
1:Enable
• MFI2 Register
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
I�CTOF
—
T1AF
T1PF
I�CTOE
—
T1AE
T1PE
R/W
R/W
—
R/W
R/W
R/W
—
R/W
R/W
POR
0
—
0
0
0
—
0
0
Bit7
I2CTOF:I2CTimeOutinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit6
Unimplemented,readas"0"
Bit5
T1AF:TM1ComparatorAmatchinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit4
T1PF:TM1ComparatorPmatchinterruptrequestflag
0:Norequest
1:Interruptrequest
Bit3
I2CTOE:I2CTimeOutinterruptcontrol
0:Disable
1:Enable
Bit2
Unimplemented,readas"0"



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com