công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 112 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 112 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 108Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 109Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 110Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 111Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 112Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 113Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 114Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 115Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 116Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 112 / 224 page
background image
Rev. 1.00
11�
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
113
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
Timer/Counter Mode
Toselectthismode,bitsTnM1andTnM0intheSTMnC1registershouldbesetto11respectively.
TheTimer/CounterModeoperatesinanidenticalwaytotheCompareMatchOutputMode
generatingthesameinterruptflags.TheexceptionisthatintheTimer/CounterModetheTMoutput
pinisnotused.ThereforetheabovedescriptionandTimingDiagramsfortheCompareMatch
OutputModecanbeusedtounderstanditsfunction.AstheTMoutputpinisnotusedinthismode,
thepincanbeusedasanormalI/Opinorotherpin-sharedfunction.
PWM Output Mode
Toselectthismode,bitsTnM1andTnM0intheSTMnC1registershouldbesetto10respectively
andalsotheTnIO1andTnIO0bitsshouldbesetto10respectively.ThePWMfunctionwithin
theTMisusefulforapplicationswhichrequirefunctionssuchasmotorcontrol,heatingcontrol,
illuminationcontroletc.Byprovidingasignaloffixedfrequencybutofvaryingdutycycleonthe
TMoutputpin,asquarewaveACwaveformcanbegeneratedwithvaryingequivalentDCRMS
values.
AsboththeperiodanddutycycleofthePWMwaveformcanbecontrolled,thechoiceofgenerated
waveformisextremelyflexible.InthePWMOutputMode,theTnCCLRbithasnoeffectasthe
PWMperiod.BothoftheCCRAandCCRPregistersareusedtogeneratethePWMwaveform,one
registerisusedtocleartheinternalcounterandthuscontrolthePWMwaveformfrequency,while
theotheroneisusedtocontrolthedutycycle.Whichregisterisusedtocontroleitherfrequency
ordutycycleisdeterminedusingtheTnDPXbitintheSTMnC1register.ThePWMwaveform
frequencyanddutycyclecanthereforebecontrolledbythevaluesintheCCRAandCCRPregisters.
Aninterruptflag,oneforeachoftheCCRAandCCRP,willbegeneratedwhenacomparematch
occursfromeitherComparatorAorComparatorP.TheTnOCbitintheSTMnC1registerisusedto
selecttherequiredpolarityofthePWMwaveformwhilethetwoTnIO1andTnIO0bitsareusedto
enablethePWMoutputortoforcetheTMoutputpintoafixedhighorlowlevel.TheTnPOLbitis
usedtoreversethepolarityofthePWMoutputwaveform.
16-bit STM, PWM Output Mode, Edge-aligned Mode, TnDPX=0
CCRP
1~255
0
Pe�iod
CCRP�5�
�553�
Duty
CCRA
IffSYS=16MHz,TMclocksourceselectfSYS/4,CCRP=2andCCRA=128,
TheSTMPWMoutputfrequency=(fSYS/4)/(2×256)=fSYS/2048=7.8125kHz,duty=128/(2×256)
=25%.
IftheDutyvaluedefinedbytheCCRAregisterisequaltoorgreaterthanthePeriodvalue,thenthe
PWMoutputdutyis100%.
16-bit STM, PWM Output Mode, Edge-aligned Mode, TnDPX=1
CCRP
1~255
0
Pe�iod
CCRA
Duty
CCRP�5�
�553�
ThePWMoutputperiodisdeterminedbytheCCRAregistervaluetogetherwiththeTMclock
whilethePWMdutycycleisdefinedbythe(CCRP×256)exceptwhentheCCRPvalueisequalto
000b.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com