công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT67F5652 bảng dữ liệu(PDF) 105 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT67F5652
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit Delta Sigma A/D LCD Flash MCU
PDF  224 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT67F5652 bảng dữ liệu(HTML) 105 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT67F5652 Datasheet HTML 101Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 102Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 103Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 104Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 105Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 106Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 107Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 108Page - Holtek Semiconductor Inc HT67F5652 Datasheet HTML 109Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 224 page
background image
Rev. 1.00
104
De�e��e� 0�� �01�
Rev. 1.00
105
De�e��e� 0�� �01�
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
HT67F5652
24-Bit Delta Sigma A/D + LCD Flash MCU
Standard Type TM Register Description
OveralloperationoftheStandardTMiscontrolledusingaseriesofregisters.Areadonlyregister
pairexiststostoretheinternalcounter16-bitvalue,whilearead/writeregisterpairexiststostore
theinternal16-bitCCRAvalue.Thereisalsoaread/writeregisterusedtostoretheinternal8-bit
CCRPvalue.Theremainingtworegistersarecontrolregisterswhichsetupthedifferentoperating
andcontrolmodes.
Register
Name
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
STMnC0
TnPAU
TnCK�
TnCK1
TnCK0
TnON
—
—
—
STMnC1
TnM1
TnM0
TnIO1
TnIO0
TnOC
TnPOL
TnDPX
TnCCLR
STMnDL
D�
D�
D5
D4
D3
D�
D1
D0
STMnDH
D15
D14
D13
D1�
D11
D10
D9
D8
STMnAL
D�
D�
D5
D4
D3
D�
D1
D0
STMnAH
D15
D14
D13
D1�
D11
D10
D9
D8
STMnRP
D�
D�
D5
D4
D3
D�
D1
D0
16-bit Standard TM Registers List (n=3)
• STMnC0 Register (n=3)
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Na�e
TnPAU
TnCK�
TnCK1
TnCK0
TnON
—
—
—
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
—
—
—
POR
0
0
0
0
0
—
—
—
Bit7
TnPAU:TMnCounterPauseControl
0:Run
1:Pause
Thecountercanbepausedbysettingthisbithigh.Clearingthebittozerorestores
normalcounteroperation.WheninaPauseconditiontheTMwillremainpoweredup
andcontinuetoconsumepower.Thecounterwillretainitsresidualvaluewhenthisbit
changesfromlowtohighandresumecountingfromthisvaluewhenthebitchanges
toalowvalueagain.
Bit6~4
TnCK2~TnCK0:SelectTMnCounterclock
000:fSYS/4
001:fSYS
010:fH/16
011:fH/64
100:fSUB
101:fSUB
110:TCKnrisingedgeclock
111:TCKnfallingedgeclock
ThesethreebitsareusedtoselecttheclocksourcefortheTM.Theexternalpinclock
sourcecanbechosentobeactiveontherisingorfallingedge.TheclocksourcefSYSis
thesystemclock,whilefHandfSUBareotherinternalclocks,thedetailsofwhichcan
befoundintheoscillatorsection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com