công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G06DBVT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC1G06DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC1G06DBVT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 41 page
background image
Temperature - °C
-100
-50
0
50
100
150
0
0.5
1
1.5
2
2.5
D001
TPD
Vcc - V
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
D002
TPD
7
SN74LVC1G06
www.ti.com
SCES295Z – JUNE 2000 – REVISED NOVEMBER 2017
Product Folder Links: SN74LVC1G06
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2000–2017, Texas Instruments Incorporated
6.9 Typical Characteristics
Figure 1. TPD Across Temperature at 3.3-V VCC
Figure 2. TPD Across VCC at 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com