công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1G06DBVT bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC1G06DBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Inverter Buffer/Driver With Open-Drain Output
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC1G06DBVT bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN74LVC1G06DBVT Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 41 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.5 MAX
0.19
0.15
1
TYP
0.5 TYP
5X
0.25
0.21
0.5
TYP
B
E
A
D
4219492/A 05/2017
DSBGA - 0.5 mm max height
YZP0005
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1
CORNER
SEATING PLANE
BALL TYP
0.05 C
B
1
2
0.015
C A B
SYMM
SYMM
C
A
SCALE 8.000
D: Max =
E: Max =
1.418 mm, Min =
0.918 mm, Min =
1.358 mm
0.858 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com