công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC58FVM7B2AFT bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC58FVM7B2AFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  128-MBIT (16M X 8 BITS / 8M X 16 BITS) CMOS FLASH MEMORY
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC58FVM7B2AFT bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 19Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 20Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 21Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 22Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 23Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 24Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 25Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 26Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 27Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 68 page
background image
TC58FVM7(T/B)2AFT(65/80)
2002-10-24 23/68
AC CHARACTERISTICS AND OPERATING CONDITIONS
Product name
TC58FVM7T2ATG65 , TC58FVM7B2ATG65
VDD voltage (V)
VDD=2.7-3.6V
VDD=2.3-3.6V
Output load capacitance (CL)
30 pF
100 pF
30 pF
100 pF
Symbol
Parameter
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tRC
Read Cycle Time
65
70
70
75
ns
tPRC
Page Read Cycle Time
25
30
30
35
ns
tACC
Address Access Time
65
70
70
75
ns
tCE
CE
Access Time
65
70
70
75
ns
tOE
OE
Access Time
25
30
30
35
ns
tPACC
Page Access Time
25
30
30
35
ns
tCEE
CE
to Output Low-Z
0
0
0
0
ns
tOEE
OE
to Output Low-Z
0
0
0
0
ns
tOH
Output Data Hold Time
0
0
0
0
ns
tDF1
CE
to Output High-Z
25
25
25
25
ns
tDF2
OE
to Output High-Z
25
25
25
25
ns
Product name
TC58FVM7T2ATG80 , TC58FVM7B2ATG80
VDD voltage (V)
VDD=2.7-3.6V
VDD=2.3-3.6V
Output load capacitance (CL)
30 pF
100 pF
30 pF
100 pF
Symbol
Parameter
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tRC
Read Cycle Time
80
85
85
90
ns
tPRC
Page Read Cycle Time
30
35
35
40
ns
tACC
Address Access Time
80
85
85
90
ns
tCE
CE
Access Time
80
85
85
90
ns
tOE
OE
Access Time
30
35
35
40
ns
tPACC
Page Access Time
30
35
35
40
ns
tCEE
CE
to Output Low-Z
0
0
0
0
ns
tOEE
OE
to Output Low-Z
0
0
0
0
ns
tOH
Output Data Hold Time
0
0
0
0
ns
tDF1
CE
to Output High-Z
25
25
25
25
ns
tDF2
OE
to Output High-Z
25
25
25
25
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com