công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC58FVM7B2AFT bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TC58FVM7B2AFT
Giải thích chi tiết về linh kiện  128-MBIT (16M X 8 BITS / 8M X 16 BITS) CMOS FLASH MEMORY
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC58FVM7B2AFT bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 16Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 17Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 18Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 19Page - Toshiba Semiconductor TC58FVM7B2AFT Datasheet HTML 20Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 68 page
background image
TC58FVM7(T/B)2AFT(65/80)
2002-10-24 16/68
ADDRESS A6~A0
DATA DQ15~DQ0
DESCRIPTION
2Ch
0002h
Number of erase block regions within device
2Dh
2Eh
2Fh
30h
0007h
0000h
0020h
0000h
Erase Block Region 1 information
Bits 0~15: y
= block number
Bits 16~31: z
= block size
(z
× 256 bytes)
31h
32h
33h
34h
00FEh
0000h
0000h
0001h
Erase Block Region 2 information
40h
41h
42h
0050h
0052h
0049h
ASCII string “PRI”
43h
0031h
Major version number, ASCII
44h
0031h
Minor version number, ASCII
45h
0000h
Address-Sensitive Unlock
0: Required
1: Not required
46h
0002h
Erase Suspend
0: Not supported
1: For Read-only
2: For Read & Write
47h
0001h
Block Protect
0: Not supported
X: Number of blocks per group
48h
0001h
Block Temporary Unprotect
0: Not supported
1: Supported
49h
0004h
Block Protect/Unprotect scheme
4Ah
0001h
Simultaneous operation
0: Not supported
1: Supported
4Bh
0000h
Burst Mode
0: Not supported
4Ch
0001h
Page Mode
0: Not supported
4Dh
0085h
VACC (min) voltage
DQ7~DQ4: 1 V
DQ3~DQ0: 100 mV
4Eh
0095h
VACC (max) voltage
DQ7~DQ4: 1 V
DQ3~DQ0: 100 mV
4Fh
000Xh
Top/Bottom Boot Block Flag
2: TC58FVM7B2A
3: TC58FVM7T2A
50h
0001h
Program Suspend
0: Not supported
1: Supported



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com