công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV2773CDGS bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLV2773CDGS
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLV2773CDGS bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Texas Instruments

Back Button TLV2773CDGS Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments TLV2773CDGS Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 63 page
background image
TLV277x, TLV277xA
FAMILY OF 2.7-V HIGH-SLEW-RATE RAIL-TO-RAIL OUTPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS WITH SHUTDOWN
SLOS209F – JANUARY 1998 – REVISED MARCH 2001
42
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL INFORMATION
D (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PIN SHOWN
4040047 / D 10/96
0.228 (5,80)
0.244 (6,20)
0.069 (1,75) MAX
0.010 (0,25)
0.004 (0,10)
1
14
0.014 (0,35)
0.020 (0,51)
A
0.157 (4,00)
0.150 (3,81)
7
8
0.044 (1,12)
0.016 (0,40)
Seating Plane
0.010 (0,25)
PINS **
0.008 (0,20) NOM
A MIN
A MAX
DIM
Gage Plane
0.189
(4,80)
(5,00)
0.197
8
(8,55)
(8,75)
0.337
14
0.344
(9,80)
16
0.394
(10,00)
0.386
0.004 (0,10)
M
0.010 (0,25)
0.050 (1,27)
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion, not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MS-012



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com