| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LC823450 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC823450 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor |
|
11 / 112 page ![]() LC823450 www.onsemi.com 11 Table 3. CODE AREA (CORTEX−M3) − REMAPPED (REMAP[1:0] = 2’B01) Address Master/Slave Cortex−M3−0 Cortex−M3−1 DMAC USB20HC System − Bus I−Bus D−Bus System − Bus I−Bus D−Bus EHCI OHCI 0x1C00 0000 Reserved 0x1A00 0000 External Memory 1 d d 0x1800 0000 External Memory 0 d d 0x0600 0000 Reserved 0x0500 0000 S−Flash I/F (Memory, Cache) d d 0x0224 0000 Reserved 0x0220 0000 256 KB Internal ROM d d 0x0219 E000 Reserved 0x0218 0000 120 KB Internal SRAM (seg 9) d d 0x0217 8000 32 KB Internal SRAM (seg 8) d d 0x0214 0000 224 KB Internal SRAM (seg 7) d d 0x0210 0000 256 KB Internal SRAM (seg 6) d d 0x020C 0000 256 KB Internal SRAM (seg 5) d d 0x020A 0000 128 KB Internal SRAM (seg 4) d d 0x0208 0000 128 KB Internal SRAM (seg 3) d d 0x0204 0000 256 KB Internal SRAM (seg 2) d d 0x0202 0000 128 KB Internal SRAM (seg 1) d d 0x0200 0000 128 KB Internal SRAM (seg 0) d d 0x0002 0000 Reserved 0x0000 0000 128 KB Internal SRAM (seg 0) Shadow Area d d 0x1C00 0000 Reserved |