công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2049S2D1 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2049S2D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2049S2D1 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2049S2D1 Datasheet HTML 10Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 11Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 12Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 13Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 14Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 15Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 16Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 17Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 18Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 28 page
background image
Series M
Bracket PC Mount Miniature Toggles
A65
A
www.nkkswitches.com
TYPICAL SWITCH
ORDERING EXAMPLE
DPDT
ON-NONE-ON Circuit
.350” (8.9mm) Smooth
Bushing with Keyway
Contact Materials & Ratings
W
Silver; Rated
6A @ 125V AC & 3A @ 250V AC
G
Gold; Rated
0.4VA max @ 28V AC/DC max
A
Gold over Silver; Rated
6A @ 125V AC & 0.4VA max @
28V AC/DC max
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
M2022SS2G13-BC
Red Cap on .413”
(10.5mm) Bat Toggle
Terminals
With Bracket
13
.250” (6.35mm) Straight PC with
.465” (11.8mm) Bracket
15
.425” (10.8mm) Straight PC with
.630” (16.0mm) Bracket
17
.964” (24.5mm) Straight PC with
1.150” (29.2mm) Bracket
With Reinforced Bracket
23
.250” (6.35mm) Straight PC with
.465” (11.8mm) Bracket
25
.425” (10.8mm) Straight PC with
.630” (16.0mm) Bracket
26
.750” (19.05mm) Straight PC with
.953” (24.2mm) Bracket
Gold Contacts
with 0.4VA Rating
.250” (6.35mm) Straight PC Terminals
with Bracket .465” (11.8mm) Long
Optional Caps
B
For S Bat Toggle
C
Conical Cap for S Bat Toggle
Cap Colors
A
Black
B
White
C
Red
E
Yellow
F
Green
G
Blue
G
13
B
C
Cap for Locking Lever
No
Code
Nickel Plated Supplied
with Switch
A
Black
C
Red
G
Blue



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com