công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2049S2D1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2049S2D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2049S2D1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2049S2D1 Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 9Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 10Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 11Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 12Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 13Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
Series M
Bushing Mount Miniature Toggles
A60
A
www.nkkswitches.com
LOCKING LEVER & BUSHINGS
6mm/.291” (7.4mm)
Threaded with Keyway
1/4-40 .291” (7.4mm)
Threaded with Keyway
LL1
LL4
Maximum Panel Thickness with Standard Hardware: .047” (1.2mm)
Standard Hardware for L1 & L4: 2 hex nuts AT513H or AT513M,
1 locking ring AT507H or AT507M, and 1 lockwasher AT509
Lever Material & Finish: Brass with Chrome Plating
Locking
Mechanism
Supplied with Cap AT427
Cap Material:
Brass with Nickel Plating
Lever
Color Codes for Optional Anodized Aluminum Caps
(0.8)
.031
(2.5)
.098
(8.0) Dia
.315
(15.0)
.591
(9.7)
.382
(0.9)
.035
1/4-40 Thd
(4.6) Dia
.181
(7.4)
.291
(8.0)
.315
(16.5)
.650
25°
(5.1) Dia
.201
on-none-on
2 positions lock
on-none-(on)
on-off-(on)
on-on-(on)
on-off-on
on-on-on
(on)-off-(on)
(on)-on-(on)
1 position locks
2 positions lock
3 positions lock
1 position locks
Black
A
Red
C
Blue
G
6mm/.295” (7.5mm)
Threaded Splashproof with D Flat
LL8
1/4-40 .295” (7.5mm)
Threaded Splashproof with D Flat
LL3
Maximum Panel Thickness with Standard Hardware: .047” (1.2mm)
Standard Hardware for L3 and L8: 1 hex nut AT513H or AT513M and 1 o-ring AT516
(9.8)
.386
(15.0)
.591
(1.5)
.059
1/4-40 Thd
(4.6) Dia
.181
(7.5)
.295
(8.0)
.315
(16.5)
.650
25°
(5.1) Dia
.201
(2.5)
.098
(10.0) Dia
.394
Smooth with Keyway
LL2
(0.8)
.031
(2.5)
.098
(8.0) Dia
.315
(16.5)
.650
(15.0)
.591
(9.3)
.366
(0.9)
.035
(4.6) Dia
.181
(7.0)
.275
(8.0)
.315
25°
(5.1) Dia
.201
(6.2) Dia
.244
(15.0)
.591
(9.7)
.382
(0.9)
.035
M6 P0.75
(4.6) Dia
.181
(7.4)
.291
(8.0)
.315
(16.5)
.650
25°
(5.1) Dia
.201
(0.8)
.031
(2.5)
.098
(8.0) Dia
.315
(9.8)
.386
(15.0)
.591
(1.5)
.059
M6 P0.75
(4.6) Dia
.181
(7.5)
.295
(8.0)
.315
(16.5)
.650
25°
(5.1) Dia
.201
(2.5)
.098
(10.0) Dia
.394
No Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com