công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2049S2D1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2049S2D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2049S2D1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2049S2D1 Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 9Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 10Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 11Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 12Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
Series M
Bushing Mount Miniature Toggles
A59
A
www.nkkswitches.com
LARGE TOGGLES
LARGE BUSHINGS
Panel Cutouts
Toggle & Bushing Combinations: These toggles combine with the 12mm bushings B1 & B3.
25°
(17.5)
.689
(6.0) Dia
.236
25°
(11.5)
.453
(6.0) Dia
.236
(3.6)
.140
25°
(15.5)
.610
(6.15)
.242
(12.0)
.472
M12 P1
(4.9)
.193
(1.1)
.043
(1.85)
.073
(18.0) Dia
.709
(10.9)
.429
M12 P1
(2.0)
.079
(12.0)
.472
(12.5) Dia
.492
(11.1)
.437
(12.5) Dia
.492
(11.5)
.453
(1.5)
.060
(9.0)
.354
(12.5) Dia
.492
(3.0) Dia
.118
.689” (17.5mm)
Large Bat
.453” (11.5mm)
Large Bat
B
B2
.610” (15.5mm)
Large Flatted
R
Large .472” (12.0mm)
Threaded Splashproof with D Flat
Large .472” (12.0mm)
Threaded with Keyway
B1
B3
Standard Material & Finish: Brass with Bright Chrome
Optional Finishes: Contact factory for satin chrome or black.
Maximum Panel Thickness with
Standard Hardware: .216” (5.5mm)
Maximum Panel Thickness with
Standard Hardware: .256” (6.5mm)
Standard Hardware for B3:
1 hex face nut AT503M
and 1 o-ring AT401P
Standard Hardware for B1:
1 hex face nut AT503M, 1 locking ring AT506M,
1 lockwasher AT508, and 1 hex backup nut AT527M
For B1 Bushing
with Keyway
For B1 Bushing
with Locking Ring
For B3 Bushing
with D Flat



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com