công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M2049S2D1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

tên linh kiện M2049S2D1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2049S2D1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  M2049S2D1 Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2049S2D1 Datasheet HTML 9Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
Series M
Bushing Mount Miniature Toggles
A55
A
www.nkkswitches.com
TYPICAL SWITCH
ORDERING EXAMPLE
SPDT
ON-OFF-ON Circuit
1/4–40 .350” (8.9mm)
Threaded Bushing with Keyway
Contact Materials & Ratings
W
Silver; Rated
6A @ 125V AC & 3A @ 250V AC
G
Gold; Rated
0.4VA max @ 28V AC/DC max
A
Gold over Silver; Rated
6A @ 125V AC & 0.4VA max @
28V AC/DC max
DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE
M2013SS1W01
.413” (10.5mm) Bat Toggle
Terminals
01
Solder Lug
02
Quick Connect
03
.250” (6.35mm) Straight PC
05
.425” (10.8mm) Wirewrap
06
.750” (19.05mm) Wirewrap
07
.964” (24.5mm) Wirewrap
08
1.062” (27.0mm) Wirewrap
Silver Contacts
with 6–Amp Rating
Solder Lug Terminals
Optional Caps
For Small Bat Toggles
B
For S Bat Toggle
C
Conical Cap for S Bat Toggle
For Large Bat Toggles
R
For B Toggle
V
For B2 Toggle
Cap Colors
A
Black
B
White
C
Red
E
Yellow
F
Green
G
Blue
W
01
Cap for Locking Lever
No
Code
Nickel Plated Supplied
with Switch
A
Black
C
Red
G
Blue



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com