công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R62 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R62
Giải thích chi tiết về linh kiện  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 43Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 44Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
43
2013-10-31
SBCM
A,[m]
累加器与数据存储器、进位标志相减,结果放入数据存储器
说明:
本指令是把累加器值减去数据存储器值以及进位标志取反,结果放到数据存储器。
运算过程:
[m]ACC+[ m ]+C
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
√
√
√
√
SDZ
[m]
数据存储器减 1,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值减 1,判断是否为 0,若为 0 则跳过下一条指令,即如
果结果为零,放弃在目前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取
得正确的指令(二个指令周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果[m]-1=0,跳过下一条指令执行再下一条。
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SDZA
[m]
数据存储器减 1,将结果放入累加器,如果结果为“0”,则跳过下一条指令
说明:
本指令是把数据存储器内的数值减 1,判断是否为 0,为 0 则跳过下一行指令并将减完
后数据存储器内的数值送到累加器,而数据存储器内的值不变,即若结果为 0,放弃在目
前指令执行期间所取得的下一条指令,并插入一个空周期用以取得正确的指令(二个指令
周期)。否则执行下一条指令(一个指令周期)。
运算过程:
如果[m]-1=0,跳过下一条指令执行再下一条。
ACC ([m]-1)
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SET
[m]
置位数据存储器
说明:
本指令是把存储器内的数值每个位置为 1。
运算过程:
[m]  FFH
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—
SET
[m]. i
将数据存储器的第 i 位置“1”
说明:
本指令是把存储器内的数值的第 i 位置为 1。
运算过程:
[m].i 1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com