công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R62 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R62
Giải thích chi tiết về linh kiện  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 18Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 19Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
20
2013-10-31
PA0、PA1、PA3、PD4、PD5、PD6 分别与 BZ、 BZ 、PFD、 INT0 、 INT1 、TMR 共用引脚。
PA0、PA1 与 BZ、 BZ 共用引脚,如果选择 BZ/ BZ 功能,则 PA0/PA1 在输出模式时的输出信号
将是由内部多功能定时器产生的蜂鸣器信号,
而在输入模式始终保持其原来的功能。
一旦选择 BZ/ BZ
功能,蜂鸣器的输出信号只受 PA0、PA1 数据寄存器控制。PA0/PA1 的输入/输出功能如下所示:
PA0 I/O
I
I
O
O
O
O
O
O
O
O
PA1 I/O
I
O
I
I
I
O
O
O
O
O
PA0 模式
X
X
C
B
B
C
B
B
B
B
PA1 模式
X
C
X
X
X
C
C
C
B
B
PA0 数据
X
X
D
0
1
D0
0
1
0
1
PA1 数据
X
D
X
X
X
D1
D
D
X
X
PA0 引脚状态
I
I
D
0
B
D0
0
B
0
B
PA1 引脚状态
I
D
I
I
I
D1
D
D
0
B
注: “I”输入;“O”输出
“D、D0、D1”数据
“B”蜂鸣器选项,BZ 或 BZ
“X”任意值
“C”CMOS 输出
PB 口可以用做 A/D 转换输入,A/D 转换功能将在下面说明。还有三个与 PD0/PD1/PD2 共用引
脚的 PWM 输出。如果选择 PWM 功能,则 PD0/PD1/PD2 口会有 PWM0/PWM1/PWM2 信号输出
(PD0/PD1/PD2 为输出模式)。PD0 的输入/输出功能如下所示:
I/O
模式
I/P
(正常)
O/P
(正常)
I/P
(PWM)
O/P
(PWM)
PD0
PD1
PD2
逻辑输入
逻辑输出
逻辑输入
PWM0
PWM1
PWM2
建议用软件将未使用和没有外接的输入/输出口设置为输出模式,以防止这些端口在输入浮空时
增加系统的功耗。
PFD 的控制信号和输出频率如下所示:
定时/计数器
定时/计数
器预置值
PA3 数据
寄存器
PA3 引脚
状态
PFD 输出频率
关闭
X
0
0
X
关闭
X
1
U
X
开启
N
0
0
X
开启
N
1
PFD
fTMR/[2×(M-N)]
注: “X”表示未定义
“U”表示未知
“M”等于“256”
“N”定时/计数器初始值
“fTMR”定时/计数器输入频率



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com