công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R62 bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R62
Giải thích chi tiết về linh kiện  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 39Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 40Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 41Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 42Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
38
2013-10-31
DAA
[m]
将加法运算后放入累加器的值调整为十进制数,并将结果放入数据存储器
说明
本指令将累加器高低四位分别调整为 BCD 码。如果低四位的值大于“9”或 AC=1,那
么 BCD 调整就执行对原值加“6”,并且内部进位标志 AC1= AC ,即 AC 求反;否则原
值保持不变。如果高四位的值大于“9”或 C=1,那么 BCD 调整就执行对原值加“6”
再加 AC1,并把 C 置位;否则 BCD 调整就执行对原值加 AC1,C 的值保持不变。结果
存放到数据存储器中,只有进位标志位(C)受影响。
操作
如果 ACC.3~ACC.0 > 9 或 AC=1
那么 [m].3~[m].0 (ACC.3~ACC.0 )+6,AC1= AC
否则 [m].3~[m].0 (ACC.3~ACC.0 ),AC1=0
并且
如果 ACC.7~ACC.4+AC1 > 9 或 C=1
那么 [m].7~[m].4 (ACC.7~ACC.4 )+6+ AC1,C=1
否则 [m].7~[m].4 (ACC.7~ACC.4 )+ AC1,C=C
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
—
—
√
DEC
[m]
数据存储器的内容减 1,结果放入数据存储器
说明:
本指令将数据存储器内的数值减一再放回数据存储器。
运算过程:
[m]  [m]-1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
√
—
—
DECA
[m]
数据存储器的内容减 1,结果放入累加器
说明:
本指令将存储器内的数值减一,再放到累加器。
运算过程:
ACC  [m]-1
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
—
—
—
√
—
—
HALT
进入暂停模式
说明:
本指令终止程序执行并关掉系统时钟,RAM 和寄存器内的数值保持原状态,WDT 计数
器清“0”,暂停标志位(PDF)被设为 1, WDT 计数溢出位(TO)被清为 0。
运算过程:
Program Counter  Program Counter+1
PDF  1
TO  0
影响标志位
TO
PDF
OV
Z
AC
C
0
1
—
—
—
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com