công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT46R62 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT46R62
Giải thích chi tiết về linh kiện  52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46R62 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46R62_13 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46R62_13 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 50 page
background image
HT46R62/HT46C62
Rev. 1.80
28
2013-10-31
注:V
OPR 是在系统时钟为 4MHz
时,使得芯片正常运行的电压值
5.5V
3.0V
2.2V
0.9V
VDD
VOPR
VLVR
5.5V
低电压复位/检测功能
系统具有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)功能,可由配置选项
设置为打开或关闭。如果选择 LVD 功能,用户可以通过 RTCC.3 来打开/
关闭低电压检测,通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则,低电压
检测无效。
LVR 与外部复位信号有相同的功能,都会使芯片复位。在 HALT 状
态下,但是 LVR 是没有作用的。
为了监控器件的工作电压,HT46x62 提供低电压复位功能。如果器件
的工作电压在 0.9V~V
LVR 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会自动
使器件产生内部复位。
LVR 功能说明如下:
·
低电压(0.9V~V
LVR)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态没有持续 1ms 以上,那么
LVR 会忽视它而不去执行复位功能。
·
LVR 通过与外部 RES 信号的“或”的功能来执行系统复位。
VDD 与 VLVR 之间的关系如下所示:
VDD
5.5V
VLVR
0.9V
0V
Reset Signal
Reset
*1
*2
Normal Operation
Reset
LVR Detect Voltage
低电压复位
注:*1:要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前,SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期
的延迟。
*2:因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。
RTCC 寄存器的定义如下表:
位
标号
功能
0~2
RT0~RT2
通过控制 8 选 1 多路器输入来选择实时钟预
置寄存器的分频输出比例
3
LVDC
低电压检测打开/关闭(1/0)
4
QOSC
32768Hz 晶振快速起振
0/1:快速/慢速
5
LVDO
低电压检测输出(1/0),1:检测到低电压,只读
6,7
—
未定义,读出为 0
RTCC(09H)寄存器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com